công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XS3F-M8PVC4S2M bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện XS3F-M8PVC4S2M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Proximity Sensor
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XS3F-M8PVC4S2M bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 41Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 42Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 43Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 44Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 45Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 46Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 47Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 48Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 49Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 53 page
background image
E2E/E2EQ NEXT Series
45
NPN output
Connector Pin Arrangement
Operation mode
Model
Output circuit
NO
E2E(Q)-
□C1
NC
E2E(Q)-
□C2
NO+NC
E2E(Q)-
□C3
M12 Connector
M12 Smartclick Connector
M8 (4-pin) Connector
M8 (3-pin) Connector
OUT
0V
+V
Proximity
sensor
main
circuit
DC10 to 30V
Brown (1)
Black (4)
Blue (3)
Load
OUT
0V
+V
Proximity
sensor
main
circuit
DC10 to 30V
Brown (1)
Black (2)
Blue (3)
Load
Note: M8 (3-pin) Connector: (1)(4)(3)
Brown (1)
Black (4)
Blue (3)
Proximity
sensor
main
circuit
DC10 to 30V
Load
White (3)
Load
OUT2
0V
+V
1
4
2
3
1
2 4
3
1
4
3
Sensing
object
(%)
100
0
Nonsensing
area
Rated Sensing distance
Stable
sensing area
ProximitySensor
NC
NO
Operation mode
Operation indicator (orange)
Operation indicator (orange)
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Control output
Operation indicator (orange)
Control output
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Control output 1
Control output 2
NO+NC
ON
OFF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com