công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XS3F-M8PVC4S2M bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện XS3F-M8PVC4S2M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Proximity Sensor
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XS3F-M8PVC4S2M bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 39Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 40Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 41Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 42Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 43Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 44Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 45Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 46Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 47Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 53 page
background image
E2E/E2EQ NEXT Series
43
I/O Circuit Diagrams/Timing charts
DC 3-Wire
PNP output
Connector Pin Arrangement
Operation mode
Model
Output circuit
Standard I/O mode (SIO mode)
When using as a general
IO-Link Communication mode (COM mode)
When using the Sensor connected to IO-
Link Master Unit
NO
E2E(Q)-
□B1
NC
E2E(Q)-
□B2
---
NO+NC
E2E(Q)-
□B3
M12 Connector
M12 Smartclick Connector
M8 (4-pin) Connector
M8 (3-pin) Connector
Proximity
sensor
main
circuit
DC10 to 30V
OUT
0V
+V
Brown (1)
Black (4)
Blue (3)
Load
C/Q (4)
L- (3)
L+ (1)
IO-Link master
Brown (1)
Black (4)
Blue (3)
Proximity
sensor
main
circuit
DC10 to 30V
OUT
0V
+V
Note: M8 (3-pin) Connector: (1)(4)(3)
Brown (1)
Black (2)
Blue (3)
Load
Proximity
sensor
main
circuit
OUT1
OUT2
0V
+V
Brown (1)
Black (4)
Blue (3)
Proximity
sensor
main
circuit
DC10 to 30V
Load
White (3)
Load
DI
(2)
C/Q
(4)
L-
(3)
L+
(1)
IO-Link master
Proximity
sensor
main
circuit
Brown (1)
Black (4)
White (3)
Blue (3)
OUT2
DC10 to 30V
1
4
2
3
1
2 4
3
1
4
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com