công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F121BCAFP bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F121BCAFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F121BCAFP bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F121BCAFP Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 70Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 71Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 85 page
background image
RL78/G16
3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA
= −40 to +105°C, TA = −40 to +125°C)
R01DS0431EJ0130
Rev.1.30
Page 72 of 85
May 19, 2025
3.7
RAM Data Retention Characteristics
[TA =
−40 to +105°C: G products, TA = −40 to +125°C: M products, VSS = 0 V]
Item
Symbol
Condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Data retention power supply voltage
VDDDR
1.9
5.5
V
Caution
Data in RAM is retained until the power supply voltage falls below the MIN. value of the data retention
power supply voltage (VDDDR). Note that data in the RESF register might not be cleared even if the
power supply voltage falls below the MIN. value of the data retention power supply voltage (VDDDR).
STOP mode
VDD
VDDDR
Rising of VSPOR
SPOR reset period
(Retain data in RAM and RESF)
Falling of VSPDR
STOP instruction
execution
Normal operation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com