công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F121BCAFP bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F121BCAFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F121BCAFP bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F121BCAFP Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 46Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp R5F121BCAFP Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 85 page
background image
RL78/G16
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA
= −40 to +85°C)
R01DS0431EJ0130
Rev.1.30
Page 46 of 85
May 19, 2025
2.6.4
SPOR circuit characteristics
[TA =
−40 to +85°C, VSS = 0 V]
Item
Symbol
Condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Detection voltage
Power supply
voltage level
VSPOR0
Power supply rising
4.08
4.28
4.45
V
VSPDR0
Power supply falling
4.00
4.20
4.37
V
VSPOR1
Power supply rising
2.76
2.90
3.02
V
VSPDR1
Power supply falling
2.70
2.84
2.96
V
VSPOR2
Power supply rising
2.44
2.57
2.68
V
VSPDR2
Power supply falling
2.40
2.52
2.62
V
VSPOR3
Power supply rising
2.16
V
VSPDR3
Power supply falling
2.11
V
Minimum pulse widthNote 1
TSPW
300
µs
Note 1.
Time required for the reset operation by the SPOR circuit when VDD falls below VSPDR.
Caution
Make sure to keep the internal reset state by the SPOR or an external reset until the power supply
voltage (VDD) reaches the operating voltage range shown in 2.4 AC Characteristics.
2.6.5
Power supply voltage rising slope characteristics
[TA =
−40 to +85°C, VSS = 0 V]
Item
Symbol
Condition
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Power supply voltage rising slope
SVDD
54
V/ms
Caution
Make sure to keep the internal reset state by the SPOR or an external reset until the power supply
voltage (VDD) reaches the operating voltage range shown in 2.4 AC Characteristics.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com