| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
53 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 52 BGA100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description Alternate: TRACED3, EXMC_D6, TIMER14_CH0, SPI5_SCK, I2S5_CK, SPI2_MOSI, I2S2_SD, USART2_CK, UART4_TX, SDIO0_CK, DCI_D9, TLI_R6, EVENTOUT PD0 D8 I/O Default: PD0 Alternate: TIMER7_CH2, HPDF_CKIN6, UART3_RX, CAN0_RX, EXMC_D2, TRIGSEL_IN3, TLI_B1, EVENTOUT PD1 E8 I/O Default: PD1 Alternate: HPDF_DATAIN6, UART3_TX, CAN0_TX, EXMC_D3, TRIGSEL_IN6, EVENTOUT PD2 B7 I/O Default: PD2 Alternate: TRACED2, EXMC_D7, TIMER2_ETI, TIMER14_BRKIN0, UART4_RX, TLI_B7, SDIO0_CMD, DCI_D11, TLI_B2, EVENTOUT PD3 C7 I/O Default: PD3 Alternate: HPDF_CKOUT, SPI1_SCK, I2S1_CK, USART1_CTS, EXMC_CLK, DCI_D5, TLI_G7, EVENTOUT PD4 D7 I/O Default: PD4 Alternate: TIMER7_MCH3, USART1_RTS, USART1_DE, OSPIM_P0_IO4, EXMC_NOE, EVENTOUT PD5 B6 I/O Default: PD5 Alternate: TIMER7_CH3, USART1_TX, OSPIM_P0_IO5, EXMC_NWE, EVENTOUT PD6 C6 I/O Default: PD6 Alternate: SAI1_DAT0, SAI0_DAT0, HPDF_CKIN4, HPDF_DATAIN1, SPI2_MOSI, I2S2_SD, SAI0_SD0, USART1_RX, OSPIM_P0_IO6, SDIO1_CK, EXMC_NWAIT, DCI_D10, TLI_B2, EVENTOUT PD7 D6 I/O Default: PD7 Alternate: HPDF_DATAIN4, SPI0_MOSI, I2S0_SD, HPDF_CKIN1, USART1_CK, RSPDIF_CH0, OSPIM_P0_IO7, SDIO1_CMD, EXMC_NE0, EXMC_NCE, EVENTOUT VSS E6 P - Default: VSS PB3 A7 I/O Default: JTDO, PB3 Alternate: TRACESWO, TIMER1_CH1, TLI_PIXCLK, SPI0_SCK, I2S0_CK, SPI2_SCK, I2S2_CK, SPI5_SCK, I2S5_CK, SDIO1_D2, CTC_SYNC, UART6_RX, MDIO_A4, TRIGSEL_OUT7, TIMER23_ETI, EVENTOUT PB4 A6 I/O Default: NJTRST, PB4 Alternate: TIMER15_BRKIN0, TIMER2_CH0, SPI0_MISO, SPI2_MISO, SPI1_NSS, I2S1_WS, SPI5_MISO, SDIO1_D3, UART6_TX, TRIGSEL_OUT6, EVENTOUT PB5 C5 I/O Default: PB5 Alternate: TIMER16_BRKIN0, TIMER2_CH1, TLI_B5, |