| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
41 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 40 LQFP100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description Alternate: RTC_OUT, SAI0_DAT0, EXMC_D10, HPDF_CKIN1, SAI0_SD0, SPI2_MOSI, I2S2_SD, OSPIM_P0_SCK, EXMC_NCE, MDIO_A3, TIMER22_ETI, EVENTOUT Additional: CMP0_IP1 PE7 37 I/O Default: PE7 Alternate: TIMER0_ETI, HPDF_DATAIN2, UART6_RX, OSPIM_P0_IO4, EXMC_D4, EVENTOUT Additional: CMP1_IM7 PE8 38 I/O Default: PE8 Alternate: TIMER0_MCH0, HPDF_CKIN2, UART6_TX, OSPIM_P0_IO5, EXMC_D5, CMP1_OUT, EVENTOUT PE9 39 I/O Default: PE9 Alternate: TIMER0_CH0, HPDF_CKOUT, SPI3_IO2, UART6_RTS, UART6_DE, OSPIM_P0_IO6, EXMC_D6, EVENTOUT Additional: CMP1_IP0 PE10 40 I/O Default: PE10 Alternate: TIMER0_MCH1, HPDF_DATAIN4, SPI3_IO3, UART6_CTS, OSPIM_P0_IO7, EXMC_D7, EVENTOUT Additional: CMP1_IM6 PE11 41 I/O Default: PE11 Alternate: TIMER0_CH1, HPDF_CKIN4, SPI3_NSS, SAI1_SD1, OSPIM_P0_CSN, EXMC_D8, TLI_G3, EVENTOUT Additional: CMP1_IP1 PE12 42 I/O Default: PE12 Alternate: TIMER0_MCH2, HPDF_DATAIN5, SPI3_SCK, SAI1_SCK1, EXMC_D9, CMP0_OUT, TLI_B4, EVENTOUT PE13 43 I/O Default: PE13 Alternate: TIMER0_CH2, HPDF_CKIN5, SPI3_MISO, SAI1_FS1, EXMC_D10, CMP1_OUT, TLI_DE, EVENTOUT PE14 44 I/O Default: PE14 Alternate: TIMER0_CH3, SPI3_MOSI, SAI1_MCLK1, EXMC_D11, TLI_PIXCLK, EVENTOUT PE15 45 I/O Default: PE15 Alternate: TIMER0_BRKIN0, TLI_HSYNC, EXMC_D12, CMP_MUX_OUT4, TLI_R7, EVENTOUT PB10 46 I/O Default: PB10 Alternate: TIMER1_CH2, I2C1_SCL, SPI1_SCK, I2S1_CK, HPDF_DATAIN7, USART2_TX, OSPIM_P0_CSN, USBHS0_ULPI_D3, TRIGSEL_OUT2, TLI_G4, EVENTOUT PB11 47 I/O Default: PB11 Alternate: TIMER1_CH3, I2C1_SDA, HPDF_CKIN7, USART2_RX, USBHS0_ULPI_D4, ETH0_RMII_TX_EN, |