| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
40 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 39 LQFP100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description Alternate: TIMER4_ETI, SPI0_NSS, I2S0_WS, SPI2_NSS, I2S2_WS, USART1_CK, SPI5_NSS, I2S5_WS, EXMC_D8, DCI_HSYNC, TLI_VSYNC, EVENTOUT Additional: ADC01_IN18, DAC0_OUT0 PA5 29 I/O Default: PA5 Alternate: TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, TIMER7_MCH0, SPI0_SCK, I2S0_CK, SPI5_SCK, I2S5_CK, USBHS0_ULPI_CK, MDIO_A0, EXMC_D9, TLI_R4, EVENTOUT Additional: ADC01_IN19, DAC0_OUT1 PA6 30 I/O Default: PA6 Alternate: TIMER0_BRKIN0, TIMER2_CH0, TIMER7_BRKIN0, SPI0_MISO, OSPIM_P0_IO3, SPI5_MISO, CMP_MUX_OUT0, MDIO_MDC, DCI_PIXCLK, TLI_G2, EVENTOUT Additional: ADC01_IN3 PA7 31 I/O Default: PA7 Alternate: TIMER0_MCH0, TIMER2_CH1, TIMER7_MCH0, SPI0_MOSI, I2S0_SD, SPI5_MOSI, I2S5_SD, OSPIM_P0_IO2, ETH0_RMII_CRS_DV, EXMC_SDNWE, TRIGSEL_IN5, TLI_VSYNC, EVENTOUT Additional: ADC01_IN7 PC4 32 I/O Default: PC4 Alternate: PMU_DEEPSLEEP, EXMC_A22, HPDF_CKIN2, I2S0_MCK, TIMER41_CH0, RSPDIF_CH2, SDIO1_CKIN, ETH0_RMII_RXD0, EXMC_SDNE0, TLI_R7, EVENTOUT Additional: ADC01_IN4, CMP0_IM7 PC5 33 I/O Default: PC5 Alternate: PMU_SLEEP, SAI0_DAT2, HPDF_DATAIN2, TIMER41_MCH0, RSPDIF_CH3, ETH0_RMII_RXD1, EXMC_SDCKE0, CMP0_OUT, TLI_DE, EVENTOUT Additional: ADC01_IN8 PB0 34 I/O Default: PB0 Alternate: TIMER0_MCH1, TIMER2_CH2, TIMER7_MCH1, OSPIM_P0_IO1, HPDF_CKOUT, UART3_CTS, TLI_R3, USBHS0_ULPI_D1, MDIO_A1, TRIGSEL_OUT3, TLI_G1, EVENTOUT Additional: ADC01_IN9, CMP0_IP0 PB1 35 I/O Default: PB1 Alternate: TIMER0_MCH2, TIMER2_CH3, TIMER7_MCH2, OSPIM_P0_IO0, HPDF_DATAIN1, TLI_R6, USBHS0_ULPI_D2, MDIO_A2, TRIGSEL_OUT4, TLI_G0, EVENTOUT Additional: ADC01_IN5, CMP0_IM6 PB2 36 I/O Default: PB2 |