| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
36 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 35 LQFP144 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description OSPIM_P0_IO6, SAI1_FS1, SDIO1_D0, EXMC_NE1, DCI_VSYNC, EVENTOUT PG10 125 I/O Default: PG10 Alternate: EXMC_D31, CAN2_RX, OSPIM_P1_IO6, SPI0_NSS, I2S0_WS, TLI_G3, SAI1_SD1, SDIO1_D1, EXMC_NE2, DCI_D2, TLI_B2, EVENTOUT PG11 126 I/O Default: PG11 Alternate: EXMC_D29, SPI0_SCK, I2S0_CK, RSPDIF_CH0, OSPIM_P1_IO7, SDIO1_D2, ETH0_RMII_TX_EN, DCI_D3, TLI_B3, EVENTOUT PG12 127 I/O Default: PG12 Alternate: OSPIM_P1_CSN, SPI5_MISO, USART5_RTS, USART5_DE, RSPDIF_CH1, TLI_B4, SDIO1_D3, ETH0_RMII_TXD1, EXMC_NE3, TIMER22_CH0, TLI_B1, EVENTOUT PG13 128 I/O Default: PG13 Alternate: TRACED0, SPI5_SCK, I2S5_CK, USART5_CTS, TIMER44_CH0, SDIO1_D6, ETH0_RMII_TXD0, EXMC_A24, TIMER22_CH1, TLI_R0, EVENTOUT PG14 129 I/O Default: PG14 Alternate: TRACED1, SPI5_MOSI, I2S5_SD, USART5_TX, TIMER44_MCH0, OSPIM_P0_IO7, SDIO1_D7, ETH0_RMII_TXD1, EXMC_A25, TIMER22_CH2, TLI_B0, EVENTOUT VSS 130 P - Default: VSS VDD 131 P - Default: VDD PG15 132 I/O Default: PG15 Alternate: USART5_CTS, TIMER44_BRKIN0, EXMC_SDNCAS, DCI_D13, EVENTOUT PB3 133 I/O Default: JTDO, PB3 Alternate: TRACESWO, TIMER1_CH1, TLI_PIXCLK, SPI0_SCK, I2S0_CK, SPI2_SCK, I2S2_CK, SPI5_SCK, I2S5_CK, SDIO1_D2, CTC_SYNC, UART6_RX, MDIO_A4, TRIGSEL_OUT7, TIMER23_ETI, EVENTOUT PB4 134 I/O Default: NJTRST, PB4 Alternate: TIMER15_BRKIN0, TIMER2_CH0, SPI0_MISO, SPI2_MISO, SPI1_NSS, I2S1_WS, SPI5_MISO, SDIO1_D3, UART6_TX, TRIGSEL_OUT6, EVENTOUT PB5 135 I/O Default: PB5 Alternate: TIMER16_BRKIN0, TIMER2_CH1, TLI_B5, I2C0_SMBA, SPI0_MOSI, I2S0_SD, I2C3_SMBA, SPI2_MOSI, I2S2_SD, SPI5_MOSI, I2S5_SD, CAN1_RX, USBHS0_ULPI_D7, ETH0_PPS_OUT, EXMC_SDCKE1, DCI_D10, UART4_RX, EVENTOUT PB6 136 I/O Default: PB6 |