| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
27 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 26 LQFP144 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description PF1 11 I/O Default: PF1 Alternate: I2C1_SCL, USBHS0_ULPI_D5, OSPIM_P1_IO1, EXMC_A1, TIMER22_CH1, EVENTOUT PF2 12 I/O Default: PF2 Alternate: I2C1_SMBA, USBHS0_ULPI_D6, OSPIM_P1_IO2, EXMC_A2, TIMER22_CH2, EVENTOUT PF3 13 I/O Default: PF3 Alternate: OSPIM_P1_IO3, EXMC_A3, TIMER22_CH3, EVENTOUT Additional: ADC2_IN5 PF4 14 I/O Default: PF4 Alternate: TIMER0_MCH1, TIMER7_MCH1, USART0_TX, HPDF_DATAIN2, USART2_RTS, USART2_DE, UART3_RTS, UART3_DE, OSPIM_P1_SCK, SDIO1_D0, EXMC_A4, TRIGSEL_OUT1, TLI_PIXCLK, EVENTOUT Additional: ADC2_IN9 PF5 15 I/O Default: PF5 Alternate: TIMER0_MCH2, TIMER7_MCH2, USART0_RX, HPDF_CKIN2, UART3_CTS, SDIO1_D1, EXMC_A5, TRIGSEL_OUT5, TLI_G7, EVENTOUT Additional: ADC2_IN4 VSS 16 P - Default: VSS VDD 17 P - Default: VDD PF6 18 I/O Default: PF6 Alternate: TIMER15_CH0, CAN2_RX, SPI4_NSS, SAI0_SD1, UART6_RX, SAI2_SD1, OSPIM_P0_IO3, EXMC_D24, TIMER22_CH0, EVENTOUT Additional: ADC2_IN8 PF7 19 I/O Default: PF7 Alternate: TIMER16_CH0, CAN2_TX, SPI4_SCK, SAI0_MCLK1, UART6_TX, SAI2_MCLK1, OSPIM_P0_IO2, EXMC_D25, TIMER22_CH1, EVENTOUT Additional: ADC2_IN3 PF8 20 I/O Default: PF8 Alternate: TIMER15_MCH0, SPI4_MISO, SAI0_SCK1, UART6_RTS, UART6_DE, SAI2_SCK1, OSPIM_P0_IO0, EXMC_D26, TIMER22_CH2, EVENTOUT Additional: ADC2_IN7 PF9 21 I/O Default: PF9 Alternate: TIMER16_MCH0, SPI4_MOSI, SAI0_FS1, UART6_CTS, SAI2_FS1, OSPIM_P0_IO1, EXMC_D27, TIMER22_CH3, EVENTOUT Additional: ADC2_IN2 PF10 22 I/O Default: PF10 Alternate: TIMER15_BRKIN0, SAI0_DAT2, OSPIM_P0_SCK, |