| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
49 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 48 BGA100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description Additional: ADC01_IN4, CMP0_IM7 PC5 H4 I/O Default: PC5 Alternate: PMU_SLEEP, SAI0_DAT2, HPDF_DATAIN2, TIMER41_MCH0, RSPDIF_CH3, ETH0_RMII_RXD1, EXMC_SDCKE0, CMP0_OUT, TLI_DE, EVENTOUT Additional: ADC01_IN8 PB0 J4 I/O Default: PB0 Alternate: TIMER0_MCH1, TIMER2_CH2, TIMER7_MCH1, OSPIM_P0_IO1, HPDF_CKOUT, UART3_CTS, TLI_R3, USBHS0_ULPI_D1, MDIO_A1, TRIGSEL_OUT3, TLI_G1, EVENTOUT Additional: ADC01_IN9, CMP0_IP0 PB1 K4 I/O Default: PB1 Alternate: TIMER0_MCH2, TIMER2_CH3, TIMER7_MCH2, OSPIM_P0_IO0, HPDF_DATAIN1, TLI_R6, USBHS0_ULPI_D2, MDIO_A2, TRIGSEL_OUT4, TLI_G0, EVENTOUT Additional: ADC01_IN5, CMP0_IM6 PB2 G5 I/O Default: PB2 Alternate: RTC_OUT, SAI0_DAT0, EXMC_D10, HPDF_CKIN1, SAI0_SD0, SPI2_MOSI, I2S2_SD, OSPIM_P0_SCK, EXMC_NCE, MDIO_A3, TIMER22_ETI, EVENTOUT Additional: CMP0_IP1 VDD F5 P - Default: VDD PE7 H5 I/O Default: PE7 Alternate: TIMER0_ETI, HPDF_DATAIN2, UART6_RX, OSPIM_P0_IO4, EXMC_D4, EVENTOUT Additional: CMP1_IM7 PE8 J5 I/O Default: PE8 Alternate: TIMER0_MCH0, HPDF_CKIN2, UART6_TX, OSPIM_P0_IO5, EXMC_D5, CMP1_OUT, EVENTOUT PE9 K5 I/O Default: PE9 Alternate: TIMER0_CH0, HPDF_CKOUT, SPI3_IO2, UART6_RTS, UART6_DE, OSPIM_P0_IO6, EXMC_D6, EVENTOUT Additional: CMP1_IP0 PE10 G6 I/O Default: PE10 Alternate: TIMER0_MCH1, HPDF_DATAIN4, SPI3_IO3, UART6_CTS, OSPIM_P0_IO7, EXMC_D7, EVENTOUT Additional: CMP1_IM6 PE11 H6 I/O Default: PE11 Alternate: TIMER0_CH1, HPDF_CKIN4, SPI3_NSS, SAI1_SD1, OSPIM_P0_CSN, EXMC_D8, TLI_G3, EVENTOUT |