| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757VMT7 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
29 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 28 LQFP144 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description OSPIM_P0_IO0, USART1_TX, SAI1_SCK1, ETH0_MDIO, MDIO, TRIGSEL_IN7, TLI_R1, EVENTOUT Additional: ADC01_IN14, WKUP1 PA3 37 I/O Default: PA3 Alternate: TIMER1_CH3, TIMER4_CH3, TIMER14_CH1, I2S5_MCK, OSPIM_P0_IO2, USART1_RX, TLI_B2, USBHS0_ULPI_D0, OSPIM_P0_SCK, TRIGSEL_IN4, TLI_B5, EVENTOUT Additional: ADC01_IN15 VSS 38 P - Default: VSS VDD 39 P - Default: VDD PA4 40 I/O Default: PA4 Alternate: TIMER4_ETI, SPI0_NSS, I2S0_WS, SPI2_NSS, I2S2_WS, USART1_CK, SPI5_NSS, I2S5_WS, EXMC_D8, DCI_HSYNC, TLI_VSYNC, EVENTOUT Additional: ADC01_IN18, DAC0_OUT0 PA5 41 I/O Default: PA5 Alternate: TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, TIMER7_MCH0, SPI0_SCK, I2S0_CK, SPI5_SCK, I2S5_CK, USBHS0_ULPI_CK, MDIO_A0, EXMC_D9, TLI_R4, EVENTOUT Additional: ADC01_IN19, DAC0_OUT1 PA6 42 I/O Default: PA6 Alternate: TIMER0_BRKIN0, TIMER2_CH0, TIMER7_BRKIN0, SPI0_MISO, OSPIM_P0_IO3, SPI5_MISO, CMP_MUX_OUT0, MDIO_MDC, DCI_PIXCLK, TLI_G2, EVENTOUT Additional: ADC01_IN3 PA7 43 I/O Default: PA7 Alternate: TIMER0_MCH0, TIMER2_CH1, TIMER7_MCH0, SPI0_MOSI, I2S0_SD, SPI5_MOSI, I2S5_SD, OSPIM_P0_IO2, ETH0_RMII_CRS_DV, EXMC_SDNWE, TRIGSEL_IN5, TLI_VSYNC, EVENTOUT Additional: ADC01_IN7 PC4 44 I/O Default: PC4 Alternate: PMU_DEEPSLEEP, EXMC_A22, HPDF_CKIN2, I2S0_MCK, TIMER41_CH0, RSPDIF_CH2, SDIO1_CKIN, ETH0_RMII_RXD0, EXMC_SDNE0, TLI_R7, EVENTOUT Additional: ADC01_IN4, CMP0_IM7 PC5 45 I/O Default: PC5 Alternate: PMU_SLEEP, SAI2_DAT2, SAI0_DAT2, HPDF_DATAIN2, TIMER41_MCH0, RSPDIF_CH3, ETH0_RMII_RXD1, EXMC_SDCKE0, CMP0_OUT, TLI_DE, EVENTOUT Additional: ADC01_IN8 |