công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5802PWPR bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5802PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TAS5802 22W Stereo, Inductor-Less, Digital Input, Closed-Loop Class-D Audio Amplifier with 96Khz Extended Processing and Low Idle Power Dissipation
PDF  106 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TAS5802PWPR bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5802PWPR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TAS5802PWPR Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 106 page
background image
7.1.17 DAC_GAIN_LEFT Register (Offset = 4Ch) [Reset = 30h]
DAC_GAIN_LEFT is shown in Figure 7-17 and described in Table 7-19.
Return to the Summary Table.
Left digital volume
Figure 7-17. DAC_GAIN_LEFT Register
7
6
5
4
3
2
1
0
CH1_PGA
R/W-30h
Table 7-19. DAC_GAIN_LEFT Register Field Descriptions
Bit
Field
Type
Reset
Description
7-0
CH1_PGA
R/W
30h
Channel 1 Volume
These bits control the ch1 digital volume. The digital volume is 24 dB
to -103 dB in -0.5 dB step.
8'b00000000: +24.0 dB
8'b00000001: +23.5 dB
…
8'b00101111: +0.5 dB
8'b00110000: 0.0 dB
8'b00110001: -0.5 dB
...
8'b11111110: -103 dB
8'b11111111: Mute
www.ti.com
TAS5802
SLASFB7A – NOVEMBER 2024 – REVISED AUGUST 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
57
Product Folder Links: TAS5802



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com