công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B3FD bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9281B3FD bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9281B3FD Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 26Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 27Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 28Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 29Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 30 page
background image
25/30
XC9281/XC9282
Series
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
(12) LxSW”L” Leakage Current vs. Ambient Temperature
(13) CE”H” Voltage vs. Ambient Temperature
(14) CE”L” Voltage vs. Ambient Temperature
(15) Current Limit vs. Ambient Temperature
(16)Soft-Start Time vs. Ambient Temperature
(17) CL Discharge Resistance vs. Ambient Temperature
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃)
XC9282B18E/XC9282B18D(VOUT=1.8V)
VIN=5.5V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃)
XC9282B18E/XC9282B18D(VOUT=1.8V)
VIN=5.0V
VIN=3.6V
VIN=2.5V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃)
XC9282B18E/XC9282B18D(VOUT=1.8V)
VIN=5.0V
VIN=3.6V
VIN=2.5V
600
800
1,000
1,200
1,400
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃ )
XC9281B18E/XC9281B18D(VOUT=1.8V)
VIN=5.5V
VIN=3.7V
VIN=2.5V
0
100
200
300
400
500
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃)
XC9282B18E/XC9282B18D(VOUT=1.8V)
VIN=2.5,3.6,5.0V
0
100
200
300
400
500
600
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃ )
XC9282B18E/XC9282B18D(VOUT=1.8V)
VIN=5.0V
VIN=3.6V
VIN=2.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com