công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B3FD bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9281B3FD bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9281B3FD Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 30 page
background image
8/30
XC9281/XC9282 Series
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)
SPEC Table
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
INPUT
VOLTAGE
VOUT
tON
fosc=4.0MHz
fosc=6.0MHz
<C-1>
<E-1>
<E-2>
<E-3>
<E-5>
<E-6>
<E-7>
<E-5>
<E-6>
<E-7>
VOUT(T)
VIN
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
2.65
4.65
2.611
2.650
2.689
99
142
185
57
95
133
2.70
4.70
2.660
2.700
2.740
100
144
188
57
96
135
2.75
4.75
2.709
2.750
2.791
101
145
189
57
96
135
2.80
4.80
2.758
2.800
2.842
102
146
190
58
97
136
2.85
4.85
2.808
2.850
2.892
102
147
192
58
98
138
2.90
4.90
2.857
2.900
2.943
103
148
193
59
99
139
2.95
4.95
2.906
2.950
2.994
104
149
194
59
99
139
3.00
5.00
2.955
3.000
3.045
105
150
195
60
100
140
3.05
5.05
3.005
3.050
3.095
105
151
197
60
101
142
3.10
5.10
3.054
3.100
3.146
106
152
198
60
101
142
3.15
5.15
3.103
3.150
3.197
107
153
199
61
102
143
3.20
5.20
3.152
3.200
3.248
107
154
201
61
103
145
3.25
5.25
3.202
3.250
3.298
108
155
202
61
103
145
3.30
5.30
3.251
3.300
3.349
109
156
203
62
104
146
3.35
5.35
3.300
3.350
3.400
109
157
205
62
104
146
3.40
5.40
3.349
3.400
3.451
109
157
205
63
105
147
3.45
5.45
3.399
3.450
3.501
110
158
206
63
106
149
3.50
5.50
3.448
3.500
3.552
111
159
207
63
106
149
3.55
5.50
3.497
3.550
3.603
112
161
210
64
108
152
3.60
5.50
3.546
3.600
3.654
114
164
214
65
109
153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com