công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B3FD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9281B3FD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9281B3FD Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
7/30
XC9281/XC9282
Series
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued)
SPEC Table
NOMINAL
OUTPUT
VOLTAGE
INPUT
VOLTAGE
VOUT
tON
fosc=4.0MHz
fosc=6.0MHz
<C-1>
<E-1>
<E-2>
<E-3>
<E-5>
<E-6>
<E-7>
<E-5>
<E-6>
<E-7>
VOUT(T)
VIN
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
0.70
2.70
0.686
0.700
0.714
32
65
98
6
43
62
0.75
2.75
0.735
0.750
0.765
34
68
102
7
45
63
0.80
2.80
0.784
0.800
0.816
35
71
107
7
48
67
0.85
2.85
0.833
0.850
0.867
37
75
113
7
50
71
0.90
2.90
0.882
0.900
0.918
39
78
117
8
52
72
0.95
2.95
0.931
0.950
0.969
40
81
122
8
54
76
1.00
3.00
0.980
1.000
1.020
49
83
117
8
56
78
1.05
3.05
1.029
1.050
1.071
51
86
121
9
57
81
1.10
3.10
1.078
1.100
1.122
53
89
125
9
59
83
1.15
3.15
1.127
1.150
1.173
54
91
128
9
61
85
1.20
3.20
1.182
1.200
1.218
56
94
132
37
63
89
1.25
3.25
1.232
1.250
1.268
57
96
135
38
64
90
1.30
3.30
1.281
1.300
1.319
58
98
138
39
66
93
1.35
3.35
1.330
1.350
1.370
60
101
142
40
67
94
1.40
3.40
1.379
1.400
1.421
61
103
145
41
69
97
1.45
3.45
1.429
1.450
1.471
63
105
147
42
70
98
1.50
3.50
1.478
1.500
1.522
64
107
150
42
71
100
1.55
3.55
1.527
1.550
1.573
65
109
153
43
73
103
1.60
3.60
1.576
1.600
1.624
66
111
156
44
74
104
1.65
3.65
1.626
1.650
1.674
67
113
159
45
75
105
1.70
3.70
1.675
1.700
1.725
69
115
161
46
77
108
1.75
3.75
1.724
1.750
1.776
70
117
164
46
78
110
1.80
3.80
1.773
1.800
1.827
82
118
154
47
79
111
1.85
3.85
1.823
1.850
1.877
84
120
156
48
80
112
1.90
3.90
1.872
1.900
1.928
85
122
159
48
81
114
1.95
3.95
1.921
1.950
1.979
86
123
160
49
82
115
2.00
4.00
1.970
2.000
2.030
87
125
163
49
83
117
2.05
4.05
2.020
2.050
2.080
88
127
166
50
84
118
2.10
4.10
2.069
2.100
2.131
89
128
167
51
85
119
2.15
4.15
2.118
2.150
2.182
91
130
169
51
86
121
2.20
4.20
2.167
2.200
2.233
91
131
171
52
87
122
2.25
4.25
2.217
2.250
2.283
92
132
172
52
88
124
2.30
4.30
2.266
2.300
2.334
93
134
175
53
89
125
2.35
4.35
2.315
2.350
2.385
94
135
176
54
90
126
2.40
4.40
2.364
2.400
2.436
95
136
177
54
91
128
2.45
4.45
2.414
2.450
2.486
96
138
180
55
92
129
2.50
4.50
2.463
2.500
2.537
97
139
181
55
93
131
2.55
4.55
2.512
2.550
2.588
98
140
182
55
93
131
2.60
4.60
2.561
2.600
2.639
98
141
184
56
94
132



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com