công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B3FD bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9281B3FD bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9281B3FD Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 15Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 30 page
background image
18/30
XC9281/XC9282 Series
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
(1) Efficiency vs. Output Current
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B08E/XC9282B08E(VOUT=0.8V, fOSC=6MHz)
XC9281
XC9282
L =
0.47μH(DFE18SANR47MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=3.7V
VIN=5.0V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B10E/XC9282B10E(VOUT=1.0V, fOSC=6MHz)
XC9281
XC9282
VIN=5.0V
VIN=3.7V
L =
0.47μH(DFE18SANR47MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=3.7V
VIN=5.0V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B10D/XC9282B10D(VOUT=1.0V, fOSC=4MHz)
XC9281
XC9282
VIN=5.0V
VIN=3.7V
L =
1.0μH(DFE18SAN1R0MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B08D/XC9282B08D(VOUT=0.8V, fOSC=4MHz)
XC9281
XC9282
L =
1.0μH(DFE18SAN1R0MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=3.7V
VIN=5.0V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B18E/XC9282B18E(VOUT=1.8V, fOSC=6MHz)
XC9281
XC9282
L =
0.47μH(DFE18SANR47MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=5.0V
VIN=3.7V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.1
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B18D/XC9282B18D(VOUT=1.8V, fOSC=4MHz)
XC9281
XC9282
L =
1.0μH(DFE18SAN1R0MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=5.0V
VIN=3.7V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com