công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B3FD bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9281B3FD bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9281B3FD Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 26Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 27Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 28Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 30 page
background image
24/30
XC9281/XC9282 Series
■TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
(8) Oscillation Frequency vs. Output Current (Continued)
(9) Pch Driver ON Resistance vs. Ambient Temperature
(10) Nch Driver ON Resistance vs. Ambient Temperature
(11) LxSW”H” Leakage Current vs. Ambient Temperature
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature : Ta (℃)
XC9281B18E0R/XC9281B18D0R(VOUT=1.8V)
VIN=2.5V
VIN=3.6V
VIN=5.0V
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature : Ta (℃ )
XC9281B18E0R/XC9281B18D0R(VOUT=1.8V)
VIN=5.0V
VIN=2.5V
VIN=3.6V
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Ambient Temperature: Ta (℃ )
XC9282B18E/XC9282B18D(VOUT=1.8V)
VIN=5.5V
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B08D(VOUT=0.8V, fOSC=4MHz)
VIN=5.0V
VIN=3.0V
VIN=3.7V
L =
1.0μH(DFE18SAN1R0MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
1
10
100
1000
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B18D(VOUT=1.8V, fOSC=4MHz)
VIN=3.7V
L =
1.0μH(DFE18SAN1R0MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=5.0V
VIN=3.0V
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
Output Current: IOUT (mA)
XC9281B33D(VOUT=3.3V, fOSC=4MHz)
L =
1.0μH(DFE18SAN1R0MG0L)
CIN = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
CL = 4.7μF(GRM035R60J475ME15)
VIN=4.5V
VIN=5.0,5.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com