công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC9281B3FD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC9281B3FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  HiSAT-COT ® Control Extremely Small 600mA Step-Down DC/DC Converters
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC9281B3FD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC9281B3FD Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor XC9281B3FD Datasheet HTML 14Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 30 page
background image
10/30
XC9281/XC9282 Series
■TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
【Typical Examples】 fosc=4.0MHz
MANUFACTURER
PRODUCT NUMBER
VALUE
SIZE(L×W×T)
L
TAIYO YUDEN
MCEE1005T1R0MHN
1.0uH
1.0×0.5×0.55(mm)
MCEE1005TR47MHN
0.47uH
1.0×0.5×0.55(mm)
TDK
TFM160808ALC-1R0MTAA
1.0uH
1.6×0.8×0.8(mm)
murata
DFE18SAN1R0MG0L
1.0μH
1.6×0.8×1.0(mm)
DFE18SANR47MG0L
0.47μH
1.6×0.8×1.0(mm)
DFE201210U-2R2M
2.2uH
2.0×1.2×1.0(mm)
【Typical Examples】 fosc=6.0MHz
MANUFACTURER
PRODUCT NUMBER
VALUE
SIZE(L×W×T)
L
TAIYO YUDEN
MCEE1005TR47MHN
0.47uH
1.0×0.5×0.55(mm)
MCEE1005T1R0MHN
1.0uH
1.0×0.5×0.55(mm)
FDK
MIPSCZ1005DR47T
0.47μH
1.0×0.5×0.75(mm)
murata
DFE18SANR47MG0L
0.47μH
1.6×0.8×1.0(mm)
DFE18SAN1R0MG0L
1.0μH
1.6×0.8×1.0(mm)
【Typical Examples】(*1)
MANUFACTURER
PRODUCT NUMBER
VALUE
SIZE(L×W×T)
CIN(*2)
murata
GRM035R60J475ME15
4.7μF/6.3V
0.6×0.3×0.5(mm)
TDK
C1005X5R0J225M050BC
2.2μF/6.3V
1.0×0.5×0.5(mm)
TAIYO YUDEN
LMK105BJ225KV
2.2μF/10V
1.0×0.5×0.5(mm)
CL
murata
GRM035R60J475ME15
4.7μF/6.3V
0.6×0.3×0.5(mm)
TDK
C1005X5R0J475M050BC
4.7μF/6.3V
1.0×0.5×0.5(mm)
(*1) Select components appropriate to the usage conditions (ambient temperature, input & output voltage).
(*2) Please increase a by-pass capacitor as needed.
VIN
CIN
VIN
LX
GND
VOUT
CL
L
VOUT
CE
CE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com