công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E2211005VBW bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TUSB2E2211005VBW
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2 Dual Repeater
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TUSB2E2211005VBW bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 63 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(0.35) TYP
(0.35) TYP
25X (
0.21)
(R0.05) TYP
4224054/A 11/2017
DSBGA - 0.5 mm max height
YCG0025
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES: (continued)
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release.
SYMM
SYMM
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.075 mm THICK STENCIL
SCALE: 40X
METAL
TYP
C
1
2
3
4
5
A
B
D
E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com