công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E2211005VBW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TUSB2E2211005VBW
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2 Dual Repeater
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TUSB2E2211005VBW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB2E2211005VBW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 63 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
SCL
eDP1
VDD3
V3
VIOSE
L
VDD1
V8
DPA
eDN1
GND
eDN0
eDP0
CROS
S
VDD3
V3
SDA
EQ0
EQ1
GND
GND
SCL
RESE
TB
VDD1
V8
GND
EQ2/
INT
DPB
DNB
GND
DNA
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
Figure 5-1. YCG Package, 25-Pin DSBGA (Top View)
1
VDD3V3
15
VDD3V3
2
EQ0
14
SDA
3
VIOSEL
13
SCL
4
EQ1
12
EQ2/INT
5
RESETB
11
VDD1V8
Not to scale
Figure 5-2. VBW Package 20-Pin WQFN (Top View)
www.ti.com
TUSB2E221
SNLS757D – JUNE 2024 – REVISED OCTOBER 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: TUSB2E221



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com