| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PXAS30 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXAS30 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - NXP Semiconductors |
|
49 / 52 page ![]() Philips Semiconductors Preliminary specification XA-S3 XA 16-bit microcontroller 32 K/1 K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage (2.7 V–5.5 V), I2C, 2 UARTs, 16 MB address range 2000 Dec 01 49 PLCC68: plastic leaded chip carrier; 68 leads; pedestal SOT188-3 |