công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9874H bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9874H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital TV sound demodulator/decoder
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9874H bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9874H Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors TDA9874H Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 56 page
background image
1998 Apr 27
43
Philips Semiconductors
Preliminary specification
Digital TV sound demodulator/decoder
TDA9874H
10 LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
Notes
1. Human body model: C = 100 pF; R = 1.5 k
Ω.
2. Machine model: C = 200 pF; L = 0.75
µH; R = 0 Ω.
11 THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX. UNIT
VDD
DC supply voltage
−0.5
+6.5
V
∆VDD
voltage differences between two VDD pins
550
mV
IIK
DC input clamp diode current
Vi < −0.5 V or
Vi >VDD + 0.5 V
−±10
mA
IOK
DC output clamp diode current output type 4 mA
Vo < −0.5 V or
Vo >VDD + 0.5 V
−±20
mA
Io
DC output source or sink current output type 4 mA
−0.5V<Vo <VDD + 0.5 V −±20
mA
IDDD, ISSD DC VDDD or VSSD current per digital supply pin
−±62
mA
IDDA, ISSA DC VDDA or VSSA current per analog supply pin
−±28
mA
Ilu(prot)
latch-up protection current
100
mA
P
power dissipation per output
100
mW
Ptot
total power dissipation
0.9
W
Tstg
storage temperature
−55
+125
°C
Tamb
operating ambient temperature
−20
+70
°C
Ves
electrostatic handling
note 1
2000
V
note 2
200
V
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth(j-a)
thermal resistance from junction to ambient
in free air
70
K/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com