công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T89C51RC2-3CSIM bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện T89C51RC2-3CSIM
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

T89C51RC2-3CSIM bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - ATMEL Corporation

Back Button T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 30Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 31Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 32Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 33Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 34Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 35Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 36Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 37Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-3CSIM Datasheet HTML 38Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 117 page
background image
34
T89C51RB2/RC2
4105D–8051–10/06
PCA Capture Mode
To use one of the PCA modules in the capture mode either one or both of the CCAPM
bits CAPN and CAPP for that module must be set. The external CEX input for the mod-
ule (on port 1) is sampled for a transition. When a valid transition occurs the PCA
hardware loads the value of the PCA counter registers (CH and CL) into the module's
capture registers (CCAPnL and CCAPnH). If the CCFn bit for the module in the CCON
SFR and the ECCFn bit in the CCAPMn SFR are set then an interrupt will be generated
(Refer to Figure 12).
Figure 12. PCA Capture Mode
CF
CR
CCON
0xD8
CH
CL
CCAPnH
CCAPnL
CCF4 CCF3
CCF2
CCF1
CCF0
PCA IT
PCA Counter/Timer
ECOMn
CCAPMn, n= 0 to 4
0xDA to 0xDE
CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
CAPPn
Cex. n
Capture



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com