| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PI7C8150AND bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PI7C8150AND bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Pericom Semiconductor Corporation |
|
18 / 111 page ![]() PI7C8150A 2-PORT PCI-TO-PCI BRIDGE Page 18 of 111 APRIL 2006 – Revision 1.1 Name Pin # Pin # Type Description 78, 86, 94, 100, 104, 111, 117, 123, 136, 142, 148, 156, 158, 160, 166, 174, 181, 187, 193, 199, 205 C13, C14, D4, D13, D14, E5, E12, F6, F7, F8, F9, F10, F11, G2, G6, G7, G8, G9, G10, G11, H6, H7, H8, H9, H10, H11, J6, J7, J8, J9, J10, J11, K6, K7, K8, K9, K10, K11, L6, L7, L8, L9, L10, L11, M5, M12, N4, N13, N14, P3, P4, P14, R2, R4, R15, T1, T16 2.3 PIN LIST – 208-PIN FQFP Table 2-1. Pin List – 208-pin FQFP Pin Number Name Type Pin Number Name Type 1 VDD P 2 S_REQ_L[1] I 3 S_REQ_L[2] I 4 S_REQ_L[3] I 5 S_REQ_L[4] I 6 S_REQ_L[5] I 7 S_REQ_L[6] I 8 S_REQ_L[7] I 9 S_REQ_L[8] I 10 S_GNT_L[0] TS 11 S_GNT_L[1] TS 12 VSS P 13 S_GNT_L[2] TS 14 S_GNT_L[3] TS 15 S_GNT_L[4] TS 16 S_GNT_L[5] TS 17 S_GNT_L[6] TS 18 S_GNT_L[7] TS 19 S_GNT_L[8] TS 20 VSS P 21 S_CLKIN I 22 S_RESET_L O 23 S_CFN_L I 24 GPIO[3] TS 25 GPIO[2] TS 26 VDD P 27 GPIO[1] TS 28 GPIO[0] TS 29 S_CLKOUT[0] O 30 S_CLKOUT[1] O 31 VSS P 32 S_CLKOUT[2] O 33 S_CLKOUT[3] O 34 VDD P 35 S_CLKOUT[4] O 36 S_CLKOUT[5] O 37 VSS P 38 S_CLKOUT[6] O 39 S_CLKOUT[7] O 40 VDD P 41 S_CLKOUT[8] O 42 S_CLKOUT[9] O 43 P_RESET_L I 44 BPCCE I 45 P_CLK I 46 P_GNT_L I 47 P_REQ_L TS 48 VSS P 49 P_AD[31] TS 50 P_AD[30] TS 51 VDD P 52 VSS P 53 VDD P 54 VSS P 55 P_AD[29] TS 56 VDD P 57 P_AD[28] TS 58 P_AD[27] TS 59 VSS P 60 P_AD[26] TS 61 P_AD[25] TS 62 VDD P 63 P_AD[24] TS 64 P_CBE[3] TS 65 P_IDSEL I 66 VSS P 06-0057 |