công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX6008NBKS bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX6008NBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, dual N-channel Trench MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX6008NBKS bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button NX6008NBKS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Nexperia
NX6008NBKS
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
12. Package outline
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT363
SC-88
w
B
M
bp
D
e1
e
pin 1
index
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
1
3
2
4
5
6
Plastic surface-mounted package; 6 leads
SOT363
UNIT
A1
max
bp
c
D
E
e1
HE
Lp
Q
y
w
v
mm
0.1
0.30
0.20
2.2
1.8
0.25
0.10
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
0.25
0.15
A
1.1
0.8
04-11-08
06-03-16
Fig. 18. Package outline TSSOP6 (SOT363)
NX6008NBKS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
19 August 2021
10 / 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com