công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX6008NBKS bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX6008NBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, dual N-channel Trench MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX6008NBKS bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button NX6008NBKS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
Nexperia
NX6008NBKS
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
10. Characteristics
Table 7. Characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Static characteristics
V(BR)DSS
drain-source
breakdown voltage
ID = 250 µA; VGS = 0 V; Tj = 25 °C
60
-
-
V
VGSth
gate-source threshold
voltage
ID = 250 µA; VDS = VGS; Tj = 25 °C
0.4
0.6
0.9
V
IDSS
drain leakage current
VDS = 60 V; VGS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
1
µA
VGS = 8 V; VDS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
10
µA
VGS = -8 V; VDS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
-10
µA
VGS = 4.5 V; VDS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
1
µA
VGS = -4.5 V; VDS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
-1
µA
VGS = 2.5 V; VDS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
100
nA
IGSS
gate leakage current
VGS = -2.5 V; VDS = 0 V; Tj = 25 °C
-
-
-100
nA
VGS = 4.5 V; ID = 300 mA; Tj = 25 °C
-
2
2.7
Ω
VGS = 4.5 V; ID = 300 mA; Tj = 150 °C
-
4.1
5.6
Ω
VGS = 2.5 V; ID = 200 mA; Tj = 25 °C
-
2.1
2.9
Ω
VGS = 1.8 V; ID = 50 mA; Tj = 25 °C
-
2.2
3.1
Ω
RDSon
drain-source on-state
resistance
VGS = 1.5 V; ID = 10 mA; Tj = 25 °C
-
2.4
4.6
Ω
gfs
forward
transconductance
VDS = 5 V; ID = 300 mA; Tj = 25 °C
-
1
-
S
Dynamic characteristics
QG(tot)
total gate charge
-
0.46
0.7
nC
QGS
gate-source charge
-
0.03
-
nC
QGD
gate-drain charge
VDS = 30 V; ID = 300 mA; VGS = 4.5 V;
Tj = 25 °C
-
0.11
-
nC
Ciss
input capacitance
-
27
-
pF
Coss
output capacitance
-
3
-
pF
Crss
reverse transfer
capacitance
VDS = 30 V; f = 1 MHz; VGS = 0 V;
Tj = 25 °C
-
2
-
pF
td(on)
turn-on delay time
-
1
-
ns
tr
rise time
-
2
-
ns
td(off)
turn-off delay time
-
5
-
ns
tf
fall time
VDS = 30 V; ID = 300 mA; VGS = 4.5 V;
RG(ext) = 6 Ω; Tj = 25 °C
-
4
-
ns
Source-drain diode
VSD
source-drain voltage
IS = 220 mA; VGS = 0 V; Tj = 25 °C
-
0.7
1.2
V
NX6008NBKS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2021. All rights reserved
Product data sheet
19 August 2021
6 / 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com