công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX6008NBKS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX6008NBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, dual N-channel Trench MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX6008NBKS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  NX6008NBKS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX6008NBKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
NX6008NBKS
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
19 August 2021
Product data sheet
1. General description
Dual N-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET) in a very small SOT363 (SC-88)
Surface-Mounted Device (SMD) plastic package using Trench MOSFET technology.
2. Features and benefits
• Low threshold voltage
• Very fast switching
• Trench MOSFET technology
• ElectroStatic Discharge (ESD) protection > 2 kV HBM
3. Applications
• Relay driver
• High-speed line driver
• Low-side load switch
• Switching circuits
4. Quick reference data
Table 1. Quick reference data
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDS
drain-source voltage
-
-
60
V
VGS
gate-source voltage
Tj = 25 °C
-8
-
8
V
ID
drain current
VGS = 4.5 V; Tamb = 25 °C
[1]
-
-
220
mA
Static characteristics
RDSon
drain-source on-state
resistance
VGS = 4.5 V; ID = 300 mA; Tj = 25 °C
-
2
2.7
Ω
[1] Device mounted on an FR4 Printed-Circuit Board (PCB), single-sided copper, tin-plated, mounting pad for drain 1 cm2.


Số phần tương tự - NX6008NBKS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
NX6008NBK NEXPERIA-NX6008NBK Datasheet
278Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
19 August 2021
NX6008NBKW NEXPERIA-NX6008NBKW Datasheet
278Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
19 August 2021
More results

Mô tả tương tự - NX6008NBKS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NX7002BKS PHILIPS-NX7002BKS_15 Datasheet
301Kb / 16P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
12 May 2015
NX7002BKXB PHILIPS-NX7002BKXB_15 Datasheet
265Kb / 17P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
30 June 2015
NX7002AKS PHILIPS-NX7002AKS_15 Datasheet
866Kb / 15P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
Rev. 1-1 March 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
NX138AKS NEXPERIA-NX138AKS Datasheet
789Kb / 16P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
NX138BKS NEXPERIA-NX138BKS Datasheet
761Kb / 15P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
NX7002AKS NEXPERIA-NX7002AKS Datasheet
1Mb / 15P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
NX7002BKXB NEXPERIA-NX7002BKXB Datasheet
743Kb / 17P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
PMV450ENEA NEXPERIA-PMV450ENEA Datasheet
733Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
2N7002HS NEXPERIA-2N7002HS Datasheet
294Kb / 15P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
15 December 2021
NX7002BKS NEXPERIA-NX7002BKS Datasheet
731Kb / 16P
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
12 May 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com