công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPL115A1S bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPL115A1S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPL115A1S bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPL115A1S Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 23 page
background image
NXP Semiconductors
MPL115A1S
Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
aaa-044106
00
67
00
C0
00
80
00
40
00
80
00
82
00
84
00
86
00
00
CSB
CLK
DOUT
DIN
SPI
Figure 7. SPI read results datagram
Pressure MSB
= 67h
Pressure LSB
= C0h
Pressure
= 67C0h
=
0110 0111 11 00 0000
= 415 ADC counts
Temperature MSB
= 80h
Temperature LSB
= 40h
Temperature
= 8040h
=
1000 0000 01 00 0000
= 513 ADC counts
8.7 Example of pressure compensated calculation in floating-point notation
a0 coefficient
= 2107.875
b1 coefficient
= –2.49512
b2 coefficient
= –1.02069
c12 coefficient = 0.00086665
Pressure
= 415 ADC counts
Temperature
= 513 ADC counts
Pressure compensation
Using the evaluation sequence
The evaluation sequence is located in Section 8.3.
c12x2
= c12 * Tadc = 0.00086665 * 513
= 0.44459
a1
= b1 + c12x2 = –2.49512 + 0.44459
= –2.05052
a1x1
= a1 * Padc
= –2.05052 * 415
= –850.96785
y1
= a0 + a1x1 = 2107.875 + (–850.96785)
= 1256.90715
a2x2
= b2 * Tadc
= –1.02069 * 513
= –523.61444
PComp = y1 + a2x2
= 1256.90715 + (–523.61444)
= 733.29270
MPL115A1S
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.2 — 8 May 2023
12 / 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com