công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPL115A1S bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPL115A1S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPL115A1S bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPL115A1S Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
NXP Semiconductors
MPL115A1S
Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
aaa-044104
00
41
00
DF
00
B0
00
28
00
BE
00
AD
00
38
00
CC
00
88
00
8A
00
8C
00
8E
00
90
00
92
00
94
00
96
00
00
CSB
CLK
DOUT
DIN
SPI
Figure 5. SPI read coefficient datagram
a0 coefficient MSB
= 41h
a0 coefficient LSB
= DFh
a0 coefficient
= 41DFh
= 2107.875
b1 coefficient MSB
= B0h
b1 coefficient LSB
= 28h
b1 coefficient
= B028h
= –2.49512
b2 coefficient MSB
= BEh
b2 coefficient LSB
= ADh
b2 coefficient
= BEADh
= –1.02069
c12 coefficient MSB = 38h
c12 coefficient LSB
= CCh
c12 coefficient
= 38CCh
= 0.00086665
aaa-044105
00
00
24
00
CSB
CLK
DOUT
DIN
SPI
Figure 6. SPI start conversion datagram
Command to start pressure and temperature conversion, 24h.
MPL115A1S
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.2 — 8 May 2023
11 / 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com