công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPL115A1S bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPL115A1S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPL115A1S bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPL115A1S Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
NXP Semiconductors
MPL115A1S
Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
15 Revision history
Document ID
Release date
Data sheet status
Change notice
Supersedes
MPL115A1S v.1.2
20230508
Product data sheet
MPL115A1S v.1.1
Modifications:
• Updated the data sheet status from "Objective" to "Product".
MPL115A1S v.1.1
20220516
Objective data sheet
MPL115A1S v.1
MPL115A1S v.1
20211007
Objective data sheet
Table 12. Revision history
MPL115A1S
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.2 — 8 May 2023
19 / 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com