công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPL115A1S bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPL115A1S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPL115A1S bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPL115A1S Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors MPL115A1S Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
NXP Semiconductors
MPL115A1S
Miniature SPI digital barometer, 50 kPa to 115 kPa
12 Packing information
aaa-044107
SECTION X-X
SCALE 3.5 : 1
REF. 6°
REF. 30°
REF. 30°
REF. 6°
0.25 ± 0.05
Bo
Ko
(I) Measured from centerline of sprocket hole to
centerline of pocket.
(lI) Cumulative tolerance of 10 sprocket holes is
± 0.20.
(lIl) Measured from centerline of sprocket hole to
centerline of pocket.
(lV) Other material available.
Dimensions are in millimeters.
SECTION Y-Y
SCALE 3.5 : 1
Ao
3.35 ± 0.10
5.35 ± 0.10
1.20 ± 0.10
5.50 ± 0.10
8.00 ± 0.10
12.00 ± 0.10
Bo
Ko
F
P1
W
W
F (lll)
E1
1.75 ± 0.10
Po
4.00 ± 0.10 (ll)
P2
2.00 ± 0.10 (l)
Typ. R 0.25
D1
Ø 1.50 min
Do
Ø 1.55 ± 0.05
Y
X
X
Y
P1
Ao
Figure 10. LGA (3 x 5) embossed carrier tape dimensions
aaa-044108
Pin 1 Index Area
Figure 11. Device orientation in chip carrier
MPL115A1S
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.2 — 8 May 2023
17 / 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com