công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32W108HB bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32W108HB
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-performance, IEEE 802.15.4 wireless system-on-chip with up to 256 Kbytes of embedded Flash memory
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32W108HB bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32W108HB Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32W108HB Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 278 page
background image
System modules
STM32W108HB STM32W108CC STM32W108CB STM32W108CZ
56/278
Doc ID 16252 Rev 14
Clock dither control register (CLK_DITHERCR)
Address: 0x4000 4018
Reset value: 0x0000 0000
Reserved, must be kept at reset value
DIS: Dither disable
High-speed external clock control register 2 (CLK_HSECR2)
Address: 0x4000 401C
Reset value: 0x0000 0000
Reserved, must be kept at reset value
EN: External high-speed clock enable
SW1: System clock switch
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
Reserved
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Reserved
DIS
rws
Bits [31:1]
Bit 0
1: Dither enable
0: Dither disable
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
Reserved
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Reserved
EN
SW1
rws
rws
Bits [31:2]
Bit [1]
When set to “1”, the main clock is 24-MHz HSE OSC.
1: Enables the 24-MHz HSE OSC.
0: Disables the 24-MHz HSE OSC.
Bit [0]
1: HSE (external high-speed clock) is selected.
0: HSI (internal high-speed clock) is selected.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com