| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R7FA6T2AB3CFM bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7FA6T2AB3CFM bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - Renesas Technology Corp |
|
81 / 93 page ![]() INDEX AREA (D/2 X E/2) D SEATING PLANE ccc C bbb C A B ddd C e b(64X) E2 D2 L(64X) K(64X) C aaa C B 2X aaa C (A3) A1 A eee C fff C A B fff C A B A EXPOSED DIE PAD 1 16 32 33 48 49 64 E 17 2X 64X 48 33 17 16 1 64 49 32 外形図 Outline drawing Renesasコード PWQN0064LB-A ルネサスエレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation RDK-G-001502 1/1 Reference Symbol Dimension in Millimeters Min. Nom. Max. A - - 0.80 A1 0.00 0.02 0.05 A3 0.203 REF. b 0.15 0.20 0.25 D 8.00 BSC E 8.00 BSC e 0.40 BSC L 0.35 0.40 0.45 K 0.20 - - D2 4.15 4.20 4.25 E2 4.15 4.20 4.25 aaa 0.10 bbb 0.07 ccc 0.10 ddd 0.05 eee 0.08 fff 0.10 JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g] P-HWQFN064-8x8-0.40 PWQN0064LB-A 0.18 Figure 2.3 QFN 64-pin RA6T2 Datasheet Appendix 2. Package Dimensions R01DS0400EJ0120 Rev.1.20 Mar 31, 2022 Page 81 of 93 |