công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(PDF) 224 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28375DPZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(HTML) 224 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 218Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 219Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 220Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 221Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 222Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 223Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 224Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 225Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 226Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 224 / 226 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
337X (
0.4)
(0.8) TYP
(0.8) TYP
(
0.4)
METAL
0.05 MAX
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
(
0.4)
SOLDER MASK
OPENING
0.05 MIN
NFBGA - 1.4 mm max height
ZWT0337A
PLASTIC BALL GRID ARRAY
4223381/A 02/2017
NOTES: (continued)
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
For information, see Texas Instruments literature number SPRAA99 (www.ti.com/lit/spraa99).
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:7X
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10 11
B
A
W
V
U
T
R
P
N
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
12 13 14 15 16 17 18 19
NON-SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE
EXPOSED METAL
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED METAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com