công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(PDF) 123 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28375DPZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320F28375DPZP bảng dữ liệu(HTML) 123 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 119Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 120Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 121Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 122Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 123Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 124Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 125Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 126Page - Texas Instruments TMS320F28375DPZP Datasheet HTML 127Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 123 / 226 page
background image
Note
The VREFHI pin must be kept below VDDA + 0.3 V to ensure proper functional operation. If the VREFHI
pin exceeds this level, a blocking circuit may activate, and the internal value of VREFHI may float to 0 V
internally, giving improper ADC conversion or DAC output.
Offset Error
Code 2048
Figure 8-45. Buffered DAC Offset
Code 3722
Code 373
Actual Gain
Ideal Gain
Linear Range
(3.3-V Reference)
Figure 8-46. Buffered DAC Gain
www.ti.com
TMS320F28379D, TMS320F28379D-Q1, TMS320F28378D, TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1, TMS320F28376D, TMS320F28375D, TMS320F28374D
SPRS880O – DECEMBER 2013 – REVISED FEBRUARY 2021
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
123
Product Folder Links: TMS320F28379D TMS320F28379D-Q1 TMS320F28378D TMS320F28377D
TMS320F28377D-Q1 TMS320F28376D TMS320F28375D TMS320F28374D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com