công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A6986I bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện A6986I
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 38 V, 5 W synchronous iso-buck converter for isolated applications
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

A6986I bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics

Back Button A6986I Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 62 page
background image
Figure 30. Bode plot (phase)
The blue solid trace represents the transfer function including the sampling effect term (see equation (11)), the
dotted blue trace neglects the contribution.
Considering this example, bandwidth and phase margin are:
BW ≈ 50 kHz
Phase Margin → between 53° and 70°
A6986I
Compensation network design
DS13481 - Rev 2
page 28/62



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com