công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A6986I bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện A6986I
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 38 V, 5 W synchronous iso-buck converter for isolated applications
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

A6986I bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics

Back Button A6986I Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 62 page
background image
Considering the schematic above and the components included, the graph below gives an idea about how much
current, under these application conditions, can be drawn at the same time from the not isolated and isolated
outputs, with different input voltages.
Figure 50. Maximum deliverable currents to the isolated and not isolated outputs
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
1
10
100
1000
I
OUT_prim [mA]
VIN = 9 V
VIN = 12 V
VIN = 18 V
VIN = 24 V
A6986I
Application example
DS13481 - Rev 2
page 44/62



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com