công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A6986I bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện A6986I
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 38 V, 5 W synchronous iso-buck converter for isolated applications
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

A6986I bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button A6986I Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics A6986I Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 62 page
background image
5.7
Output voltage line regulation
All results shown in this section come from measurements performed using the reference schematic depicted in
Figure 14.
Figure 15. Schematic used for line and load regulation tests
Primary output line regulation
The regulator features an enhanced primary line regulation due to the peak current mode architecture. Figure 15
shows negligible output voltage variation (normalized to the value measured at VIN = 12 V) over an input voltage
range up to 24 V for A6986I with VOUT prim = 5.3 V.
Figure 16. Primary line regulation
-0.5%
-0.4%
-0.3%
-0.2%
-0.1%
0.0%
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VIN [V]
Iout_prim = 0A
Iout_prim = 1A
A6986I
Output voltage line regulation
DS13481 - Rev 2
page 17/62



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com