công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADRV9010BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADRV9010BBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated, Quad RF Transceiver with Observation Path
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADRV9010BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Analog Devices

Back Button ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 52Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 53Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 54Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 55Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 56Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 57Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 58Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 59Page - Analog Devices ADRV9010BBCZ Datasheet HTML 60Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 115 page
background image
ADRV9010
Data Sheet
Rev. E | Page 56 of 115
0
4
8
12
16
20
24
28
32
TRANSMITTER ATTENUATION (dB)
–40°C, Tx1
–40°C, Tx2
–40°C, Tx3
–40°C, Tx4
+25°C, Tx1
+25°C, Tx2
+25°C, Tx3
+25°C, Tx4
+110°C, Tx1
+110°C, Tx2
+110°C, Tx3
+110°C, Tx4
Figure 177. Transmitter OIP3, 2f2 − f1 vs. Transmitter Attenuation,
15 dB Digital Backoff per Tone, f1 = 50.5 MHz, f2 = 55.5 MHz
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
f1 BASEBAND OFFSET TONE FREQUENCY (MHz)
–40°C, Tx1
–40°C, Tx2
–40°C, Tx3
–40°C, Tx4
+25°C, Tx1
+25°C, Tx2
+25°C, Tx3
+25°C, Tx4
+110°C, Tx1
+110°C, Tx2
+110°C, Tx3
+110°C, Tx4
Figure 178. Transmitter OIP3, 2f1 − f2 vs. f1 Baseband Offset Tone Frequency,
f2 = f1 + 5 MHz, 15 dB Digital Backoff per Tone
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
f1 BASEBAND OFFSET TONE FREQUENCY (MHz)
–40°C, Tx1
–40°C, Tx2
–40°C, Tx3
–40°C, Tx4
+25°C, Tx1
+25°C, Tx2
+25°C, Tx3
+25°C, Tx4
+110°C, Tx1
+110°C, Tx2
+110°C, Tx3
+110°C, Tx4
Figure 179. Transmitter OIP3, 2f2 − f1 vs. f1 Baseband Offset Tone Frequency,
f2 = f1 + 5 MHz, 15 dB Digital Backoff per Tone
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
f1 BASEBAND OFFSET TONE FREQUENCY (MHz)
–40°C, Tx1
–40°C, Tx2
–40°C, Tx3
–40°C, Tx4
+25°C, Tx1
+25°C, Tx2
+25°C, Tx3
+25°C, Tx4
+110°C, Tx1
+110°C, Tx2
+110°C, Tx3
+110°C, Tx4
Figure 180. Transmitter OIP3, 2f1 + f2 vs. f1 Baseband Offset Tone Frequency,
f2 = f1 + 5 MHz, 15 dB Digital Backoff per Tone
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
f1 BASEBAND OFFSET TONE FREQUENCY (MHz)
–40°C, Tx1
–40°C, Tx2
–40°C, Tx3
–40°C, Tx4
+25°C, Tx1
+25°C, Tx2
+25°C, Tx3
+25°C, Tx4
+110°C, Tx1
+110°C, Tx2
+110°C, Tx3
+110°C, Tx4
Figure 181. Transmitter OIP3, 2f2 + f1 vs. f1 Baseband Offset Tone Frequency,
f2 = f1 + 5 MHz, 15 dB Digital Backoff per Tone
1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
TRANSMITTER LO FREQUENCY (MHz)
Tx1 TO Tx2
Tx1 TO Tx3
Tx1 TO Tx4
Tx2 TO Tx1
Tx2 TO Tx3
Tx2 TO Tx4
Tx3 TO Tx1
Tx3 TO Tx2
Tx3 TO Tx4
Tx4 TO Tx1
Tx4 TO Tx2
Tx4 TO Tx3
Figure 182. Transmitter to Transmitter Isolation vs.
Transmitter LO Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com