công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT90LS8535-4AI bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT90LS8535-4AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT90LS8535-4AI bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 99Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 100Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 101Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 102Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 103Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 104Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 105Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 106Page - ATMEL Corporation AT90LS8535-4AI Datasheet HTML 107Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 127 page
background image
103
AT90S/LS8535
1041H–11/01
Serial Programming
Characteristics
Figure 73. Serial Programming Timing
Table 43. Serial Programming Characteristics, T
A = -40°C to 85°C, VCC = 2.7 - 6.0V
(unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Units
1/t
CLCL
Oscillator Frequency (V
CC = 2.7 - 6.0V)
0
4.0
MHz
t
CLCL
Oscillator Period (V
CC = 2.7 - 4.0V)
250.0
ns
1/tCLCL
Oscillator Frequency (VCC = 4.0 - 6.0V)
0
8.0
MHz
t
CLCL
Oscillator Period (V
CC = 4.0 - 6.0V)
125.0
ns
t
SHSL
SCK Pulse Width High
2.0 t
CLCL
ns
t
SLSH
SCK Pulse Width Low
2.0 t
CLCL
ns
t
OVSH
MOSI Setup to SCK High
t
CLCL
ns
t
SHOX
MOSI Hold after SCK High
2.0 t
CLCL
ns
t
SLIV
SCK Low to MISO Valid
10.0
16.0
32.0
ns
Table 44. Minimum Wait Delay after the Chip Erase instruction
Symbol
3.2V
3.6V
4.0V
5.0V
t
WD_ERASE
18 ms
14 ms
12 ms
8 ms
Table 45. Minimum Wait Delay after Writing a Flash or EEPROM Location
Symbol
3.2V
3.6V
4.0V
5.0V
t
WD_PROG
9 ms
7 ms
6 ms
4 ms
MOSI
MISO
SCK
t
OVSH
t
SHSL
t
SLSH
t
SHOX
t
SLIV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com