công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

82801E bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 82801E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel 82801E Communications I/O Controller Hub (C-ICH)
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

82801E bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Intel Corporation

Back Button 82801E Datasheet HTML 55Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 56Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 57Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 58Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 59Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 60Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 61Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 62Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 63Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 84 page
background image
Intel® 82801E C-ICH
Advance Information Datasheet
59
Table 38. DC Input Characteristics
Symbol
Parameter
Min.
Max
Unit
Notes
V
IL1
Input Low Voltage
-0.5
0.8
V
V
IH1
Input High Voltage
2.0
V5REF + 0.5
V
V
IL2
Input Low Voltage
-0.5
0.8
V
V
IH2
Input High Voltage
2.0
Vcc3_3 + 0.5
V
V
IL3
Input Low Voltage
-0.5
0.3Vcc3_3
V
V
IH3
Input High Voltage
0.5 Vcc3_3
Vcc3_3 + 0.5
V
V
IL4
Input Low Voltage
-0.5
0.7
V
V
IH4
Input High Voltage
1.7
2.625
V
V
IL5
Input Low Voltage
-0.5
0.6
V
V
IH5
Input High Voltage
2.1
Vcc3_3 + 0.5
V
V
IL6
Input Low Voltage
-0.5
0.3Vcc3_3
V
V
IH6
Input High Voltage
0.6 Vcc3_3
Vcc3_3 + 0.5
V
V
IL7
Input Low Voltage
-0.5
0.6
V
V
IH7
Input High Voltage
1.2
Vcc3_3 + 0.5
V
V
IL8
Input Low Voltage
-0.5
HUBREF - 0.15
V
Normal Mode
HUBREF - 0.20
Enhanced Mode
V
IH8
Input High Voltage
HUBREF + 0.15
Vcc1_8 + 0.5
V
Normal Mode
HUBREF + 0.20
Enhanced Mode
V
DI
Differential Input
Sensitivity
0.2
V
Note 1
V
CM
Differential Common
Mode Range
0.8
2.5
V
Note 2
V
SE
Single-Ended
Receiver Threshold
0.8
2.0
V
V
IL9
Input Low Voltage
-0.5
0.10
V
V
IH9
Input High Voltage
0.40
2.0
V
NOTES:
1. VDI = | USBPx[P] - USBPx[N] |
2. Includes VDI range.
Table 39. DC Characteristic Output Signal Association (Sheet 1 of 2)
Symbol
Associated Signals
VOH1/VOL1
IDE Signals: PDD[15:0], SDD[15:0], PDIOW#/PDSTOP, SDIOW#/SDSTOP,
PDIOR#/PDWSTB/PRDMARDY#, SDIOR#/STWSTB/SRDMARDY#, PDDACK#,
SDDACK#, PDA[2:0], SDA[2:0], PDCS[3,1]#, SDCS[3,1]#
VOH2/VOL2
Processor Signals: A20M#, CPUPWRGD, CPUSLP#, IGNNE#, INIT#, INTR, NMI,
SMI#, STPCLK#
VOH3/VOL3
PCI Signals: AD[31:0], C/BE[3:0]#, PCIRST#, GNT[5, 3:0]#, PAR, DEVSEL#, PERR#,
PLOCK#, STOP#, TRDY#, IRDY#, FRAME#, SERR#
Interrupt Signals: SERIRQ, PIRQ[A:F]#, PIRQ[G:H]#/GPIO[5:4]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com