công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

82801E bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 82801E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel 82801E Communications I/O Controller Hub (C-ICH)
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

82801E bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Intel Corporation

Back Button 82801E Datasheet HTML 54Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 55Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 56Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 57Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 58Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 59Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 60Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 61Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 62Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 84 page
background image
Intel® 82801E C-ICH
58
Advance Information Datasheet
4.3
DC Characteristics
Table 36. 82801E C-ICH Power Consumption Measurements
Power Plane
Maximum Sustain Supply Current ICC (max)
1.8 V Core
300 mA
3.3 V I/O
410 mA
1.8 V LAN
30 mA
3.3 V LAN
(LAN+LAN Connect
Component)
186 mA
Table 37. DC Characteristic Input Signal Association
Symbol
Associated Signals
VIH1/VIL1
(5 V Tolerant)
PCI Signals: AD[31:0], C/BE[3:0]#, DEVSEL#, FRAME#, IRDY#, TRDY#, STOP#,
PAR, PERR#, PLOCK#, SERR#, REQ[4:0]#
PC/PCI Signals: REQ[A]#/GPIO[0], REQB[#]/REQ[5]#/GPIO[1]
IDE Signals: PDD[15:0], SDD[15:0], PDDREQ, PIORDY, SDDREQ, SIORDY
Interrupt Signals: IRQ[15:14], SERIRQ, PIRQ[D:A]#, PIRQ[H]#,
PIRQ[F:G]#/GPIO[4:3], PIRQ[E]#
Legacy Signals: RCIN#, A20GATE
USB Signals: OC[1:0]#
GPIO Signals: GPIO[7:6, 4:3, 1:0]
VIH2/VIL2
Clock Signals: CLK66, CLK48, CLK14, LAN_CLK, PCICLK
VIH3/VIL3
LPC/FWH Signals: LDRQ[1:0]#, LAD[3:0]/FWH[3:0]
.
System Management Signals: SMBALERT#/GPIO[11]
EEPROM Signals: EE_DIN
Power Management Signals: PME#, PWRBTN#, RI#, RSM_PWROK, RTCRST#,
THRM#, VRMPWRGD
GPIO Signals: GPIO[25:24, 13:12, 8]
VIH4/VIL4
Clock Signals: APICCLK
VIH5/VIL5
SMBus Signals: SMBCLK, SMBDATA
System Management Signals: INTRUDER#, SMLINK[1:0]
Power Management Signals: RSMRST#, PWROK,
GPIO Signals: GPIO[28:27]
VIL6/VIH6
LAN Signals: LAN0_RXD[2:0], LAN1_RXD[2:0]
VIL7/VIH7
Processor Signals: FERR#, APICD[1:0]
VIL8/VIH8
Hub Interface Signals: HL[11:0], HL_STB#, HL_STB
VDI/VCM/VSE
USB Signals: USBP0P, USBP0N, USBP1P, USBP1N
VIL9/VIH9
RTCX1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com