công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

82801E bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Intel Corporation

tên linh kiện 82801E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel 82801E Communications I/O Controller Hub (C-ICH)
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

82801E bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Intel Corporation

Back Button 82801E Datasheet HTML 13Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 14Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 15Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 16Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 17Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 18Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 19Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 20Page - Intel Corporation 82801E Datasheet HTML 21Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 84 page
background image
Intel® 82801E C-ICH
Advance Information Datasheet
17
Table 5.
Ball List By Signal Name
Signal Name
Ball Number
A20GATE
Y23
A20M#
T23
AD[0]
E1
AD[1]
H4
AD[2]
G5
AD[3]
G4
AD[4]
D2
AD[5]
H5
AD[6]
F3
AD[7]
F1
AD[8]
H3
AD[9]
E3
AD[10]
F2
AD[11]
F5
AD[12]
G2
AD[13]
C1
AD[14]
H2
AD[15]
D3
AD[16]
B2
AD[17]
K3
AD[18]
D5
AD[19]
K2
AD[20]
C2
AD[21]
L5
AD[22]
B3
AD[23]
K1
AD[24]
D6
AD[25]
L2
AD[26]
B4
AD[27]
L1
AD[28]
A2
AD[29]
M1
AD[30]
C5
AD[31]
M2
APICCLK
AC9
APICD[0]
AB9
APICD[1]
Y10
C/BE[0]#
F4
C/BE[1]#
H1
C/BE[2]#
J2
C/BE[3]#
L4
CLK14
W11
CLK48
AB8
CLK66 (HLCLK)
J23
CPUPWRGD
V22
CPUSLP#
R19
DEVSEL#
J3
EE0_CS
F20
EE0_DIN
E21
EE0_DOUT
G20
EE0_SHCLK
C23
EE1_CS
F19
EE1_DIN
G19
EE1_DOUT
D21
EE1_SHCLK
E20
FERR#
AA9
FRAME#
B1
GNT[0]#
A8
GNT[1]#
D10
GNT[2]#
E8
GNT[3]#
A3
GNT[A]#/GPIO[16]
B10
GNT[B]#/GNT[5]#/GPIO[17]
B9
GPIO[6]
M3
GPIO[7]
N2
GPIO[8]
P1
GPIO[12]
P2
GPIO[13]
P3
GPIO[18]
Y22
GPIO[19]
AA23
GPIO[20]
T19
GPIO[21]
A10
GPIO[22]
U20
GPIO[23]
T20
GPIO[24]
AB4
Table 5.
Ball List By Signal Name
Signal Name
Ball Number



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com