công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 124 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 124 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 120Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 121Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 122Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 123Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 124Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 125Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 126Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 127Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 128Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 124 / 224 page
background image
Rev. 1.00
1�4
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
1�5
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
D/A Converter Registers – DSDAH, DSDAL, DSDACC
TherearethreeregistersrelatedtotheD/Aconvertercontrol.
• DSDAH Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
D11
D10
D9
D8
D�
D�
D5
D4
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7~0
D11~D4:D/AConverterOutputControlCode,Onlyfor12bitsD/AConverter
• DSDAL Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
—
—
—
—
D3
D�
D1
D0
R/W
—
—
—
—
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
—
—
—
—
0
0
0
0
Bit7~4
Unimplemented,readas"0"
Bit3~0
D3~D0:D/AConverterOutputControlCode
Note:writingthisregisteronlywritestoshadowbuffer,anduntilwriteDSDAH
registerwillalsocopytheshadowbufferdatatoDSDALregister.
• DSDACC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
DSDACEN DSDACVRS
—
—
—
—
—
—
R/W
R/W
R/W
—
—
—
—
—
—
POR
0
0
—
—
—
—
—
—
Bit7
DSDACEN:D/AConverterEnableorDisableControlBit
0:Disable
1:Enable
Bit6
DSDACVRS:D/AConverterReferenceVoltageSelection
0:D/AconverterreferencevoltagecomesfromVIN
1:D/AconverterreferencevoltagecomesfromVCM
Bit5~0
Unimplemented,readas"0"
Operational Amplifier Registers – DSOPC
ThereisoneregisterrelatedtotheOPAcontrol.
• DSOPC Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
DSOPEN
—
—
—
OPN1
OPN0
OPP1
OPP0
R/W
R/W
—
—
—
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
—
—
—
0
0
0
0
Bit7
DSOPEN:OPAenableordisablecontrol
0:Disable
1:Enable
Bit6~4
Unimplemented,readas"0"
Bit3~2
OPN1~OPN0:NegativeinputendOPI-selection
00:OPO
01:AN3
10:AN5
11:AN7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com