công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 121 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 121 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 117Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 118Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 119Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 120Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 121Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 122Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 123Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 124Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 125Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 121 / 224 page
background image
Rev. 1.00
1�0
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
1�1
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
A/D Data Rate Definition
TheDeltaSigmaA/Dconverterdataratecanbecalculatedusingthefollowingequation:
OSR
CHOP
N
f
OSR
CHOP
/N
f
OSR
CHOP
f
Rate
Data
MCLK
MCLK
ADCK
fADCK:A/Dclockinput,derivedfromfMCLK/N
fMCLK:A/Dclocksource,derivedfromfSYSorfSYS/2/(ADCK+1)usingtheADCKbitfield.
N:aconstantdividedfactorthatcanbeequalto30or12determinedbytheFLMSbitfield.
CHOP:Samplingdataamountdoublingfunctioncontrolandcanbeequalto2or1determinedby
theFLMSbitfield.
OSR:OversamplingratedeterminedbytheADORfield.
Forexample,ifadatarateof10Hzisdesired,anfMCLKclocksourcewithafrequencyof4.9152MHz
A/Dconvertercanbeselected.ThensettheFLMSfieldto"000"toobtainan"N"equalto30and
"CHOP"equalto2.Finally,settheADORfieldto"001"toselectanoversamplingrateequalto
8192.Therefore,theDataRate=4.9152MHz/(30×2×8192)=10Hz.
NotethattheA/DconverterhasanotchrejectionfunctionforanA/Cpowersupplywithafrequency
of50Hzor60Hzwhenthedatarateisequalto10Hz.
A/D Converter Register Description
OveralloperationoftheA/Dconverteriscontrolledbyusingaseriesofregisters.Threereadonly
registersexisttostoretheA/Dconverterdata24-bitvalue.AcontrolregisternamedasPWRCis
usedtocontroltherequiredbiasandsupplyvoltagesforPGAandA/Dconverterandisdescribed
inthe"InternalPowerSupply"section.ThreeregistersareusedforoverallcontroloftheD/A
converter.TherearetworegistersforoverallOPAoperation.Theremaining6registersarecontrol
registerswhichsetupthegainselectionsandcontrolfunctionsoftheA/Dconverter.
Register
Name
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
PWRC
LDOEN
—
—
—
—
LDOBPS
LDOVS1
LDOVS0
PGAC0
—
VGS1
VGS0
AGS1
AGS0
PGS�
PGS1
PGS0
PGAC1
—
INIS
INX1
INX0
DCSET�
DCSET1
DCSET0
—
PGACS
—
—
CHSN�
CHSN1
CHSN0
CHSP�
CHSP1
CHSP0
ADRL
D�
D�
D5
D4
D3
D�
D1
D0
ADRM
D15
D14
D13
D1�
D11
D10
D9
D8
ADRH
D�3
D��
D�1
D�0
D19
D18
D1�
D1�
ADCR0
ADRST
ADSLP
ADOFF
ADOR�
ADOR1
ADOR0
—
VREFS
ADCR1
FLMS�
FLMS1
FLMS0
VRBUFN
VRBUFP
ADCDL
EOC
—
ADCS
—
—
—
ADCK4
ADCK3
ADCK�
ADCK1
ADCK0
DSDAH
D11
D10
D9
D8
D�
D�
D5
D4
DSDAL
—
—
—
—
D3
D�
D1
D0
DSDACC DSDACEN DSDACVRS
—
—
—
—
—
—
DSOPC
DSOPEN
—
—
—
OPN1
OPN0
OPP1
OPP0
A/D Converter Register List



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com