công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

eZ80F91 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện eZ80F91
Giải thích chi tiết về linh kiện  Factory-default operating clock frequency at 50 MHz
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

eZ80F91 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Zilog, Inc.

Back Button eZ80F91 Datasheet HTML 22Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 23Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 24Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 25Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 26Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 27Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 28Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 29Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 30Page - Zilog, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 30 page
background image
PS026102-1207
Onboard Component Description
Zdots® SBC for eZ80AcclaimPlus!™ Connectivity ASSP
Product Specification
22
23-0000-25
XTAL, 25.0000 MHz, SER/RESN,
HC49S
1
Y1
CITIZEN
HC49US25.000MABJ
23-0000-50
XTAL, 50.0000 MHz, SER/RESN,
HC49S
1
Y2
CITIZEN
HC49US50.000MABJ
23-0006-00
Internal crystal, 32.768 kHz, SER/RESN,
TF case
1
Y3
Fox NC-38
21-0907-01
Connector, RJ45, Fast jack,10/100
Base-T
1
P2
Halo Electronics
HFJ11-2450E-L11
21-0055-02
Connector, HDR/PIN, .025SQ, double
row
2JP1, JP2
(backside)
Harwin
M-20-976-3622
Table 6. Bill of Materials for the Zdots (Continued)
Part Number Part Name
Quantity
Jumper
Location Manufacturer



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com