công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

eZ80F91 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện eZ80F91
Giải thích chi tiết về linh kiện  Factory-default operating clock frequency at 50 MHz
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

eZ80F91 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Zilog, Inc.

Back Button eZ80F91 Datasheet HTML 20Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 21Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 22Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 23Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 24Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 25Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 26Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 27Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 28Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 30 page
background image
PS026102-1207
Onboard Component Description
Zdots® SBC for eZ80AcclaimPlus!™ Connectivity ASSP
Product Specification
20
Zdots Bill of Materials
Table 6 lists the installed components of the Zdots.
Operating Humidity (RH @ 50 ºC)
25%
90%
Operating Voltage
—
3.6
V
Table 6. Bill of Materials for the Zdots
Part Number Part Name
Quantity
Jumper
Location Manufacturer
98C0879-001 Fab, Rev. B
1
—
Prime Technologies
35-0180-12
IC, SRAM, 512Kx8, 12 ns, 3 V, 36-SOJ
1
U8
Alliance Semi.
AS7C34096-12JC
35-0016-05
IC, 74LVC04, 3.3 V, GATE, 14-SOIC
1
U1
Texas Instruments
SN74LVC04AD
35-0720-10
IC, Flash, 1Mx8, 100 ns, 3 V, 40-TSSOP
1
U9
AMD AM29LV008BB-
90ED
35-0719-00
IC, MAX6328, RESET, SOT-23
1
U3
Maxim Inc.
MAX6328UR29-T
ZHX1810
IC, IR Transceiver, Low Profile
1
U2
Zilog® Inc.
ZHX1810MV115THTR
35-0062-01
IC, 74LCX32, LV, QUAD OR, 14-TSSOP
1
U4
Fairchild Semi.
74LCX32MTC
35-0022-01
IC, AM7C874, PHY XCVR, 80QFP
1
U6
AMD AM79C874VC
eZ80F91
IC, eZ80F91, 50 MHZ, 144VQFP
1
U5
Zilog Inc. eZ80F91
35-0731-00
IC, 74CBTLV3861PWR, 24-TSSOP
1
U10
Texas Instruments
SN74CBTLV3861PWR
48-1013-01
Diode, TVS Array, XCVR Prot, 8-SOIC
1
U9
Semtec
LCDA15C-6
17-2005-70
CAP, 1000 pF, 50 V, Ceramic Chip,
0603
15
C13, C14,
C31-43
Panasonic
ECJ-1VC1H561J
17-2005-66
CAP, 0.1 µF, 16 V, Ceramic Chip, 0603
28
C2,10, C15-
30, C44-53
Kemet Inc.
C0603C104K5RAC
17-2005-54
CAP, 0.01 µF, 50 V, Ceramic Chip, 0603
1
C3
Panasonic
ECJ-1VB1C103K
Table 5. Absolute Maximum Ratings (Continued)
Parameter
Minimum Maximum
Units



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com