công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

eZ80F91 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện eZ80F91
Giải thích chi tiết về linh kiện  Factory-default operating clock frequency at 50 MHz
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

eZ80F91 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Zilog, Inc.

Back Button eZ80F91 Datasheet HTML 21Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 22Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 23Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 24Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 25Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 26Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 27Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 28Page - Zilog, Inc. eZ80F91 Datasheet HTML 29Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 30 page
background image
PS026102-1207
Onboard Component Description
Zdots® SBC for eZ80AcclaimPlus!™ Connectivity ASSP
Product Specification
21
17-2005-83
CAP, 0.33 µF, 16 V, Ceramic Chip, 0603
1
C1
Panasonic
ECJ-1VF1C334Z
17-2005-63
CAP, 560 pF, 50 V, Ceramic Chip, 0603
1
C6
Panasonic
ECJ-1VC1H563K
17-2001-03
CAP, 12 pF, 50 V, Ceramic Chip, 0603
4
C9, C11,
C12
Panasonic
ECJ-1VC1H120J
17-2001-05
CAP, 22 pF, 50 V, CER CHIP, 0603
2
C4, C7
PANASONIC
ECJ-1VC1H220J
17-2001-20
CAP, 270 pF, 50 V, CER CHIP, 0603
1
C5
PANASONIC
ECJ-1VC1H271J
17-2001-01
CAP, 5 pF, 50 V, CER CHIP, 0603
1
C8
PANASONIC
ECJ-1VC1H050C
48-0051-00
DIODE, 1N5817, RCTFR
1
CR1
MOTOROLA
1N5817
16-9005-33
INDUCTOR, 3.3 µH, 20%, 1210 SMD
1
L1
PANASONIC
ELJ-PA3R3MF
46-3001-03
Resistor, 10 K¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
15
R3, 8, 10,
R12-18,
R20, 25, 29,
30, 37
Sprague
420CK472X2PD
46-3000-00
Resistor, 0¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
4
R19, 21, 23,
24
46-3000-71
Resistor, 2.21K¾, 1%, 1/16W, 0603
SMT
2R5, R6
46-3000-35
Resistor, 68¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R3
46-3000-02
RES, 2.2¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R4
46-3000-32
RES, 49.9¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
4
R11, 31, 32,
33
46-3000-63
RES, 1K¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R22
46-3000-56
RES, 499 ¾,1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R26
46-3001-34
RES, 200 K¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R27
46-3000-47
RES, 221 ¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R28
46-3000-51
RES, 332¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
2
R34, R35
46-3001-75
RES, 10 M¾, 1%, 1/16W, 0603 SMT
1
R38
Table 6. Bill of Materials for the Zdots (Continued)
Part Number Part Name
Quantity
Jumper
Location Manufacturer



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com