công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFE5804ZCF bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AFE5804ZCF
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULLY-INTEGRATED, 8-CHANNEL ANALOG FRONT-END FOR ULTRASOUND 12-Bit, 40MSPS, 101mW/Channel
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AFE5804ZCF bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Texas Instruments

Back Button AFE5804ZCF Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 63 page
background image
Channel1
Input
V/I
Converter
VCA_SDATA
CW0
CW1
CW2
CW3
CW4
CW5
CW6
CW7
CW8
CW9
AVDD_5V
VCA_SCLK
Decode
Logic
(ToOtherChannels)
AFE5804
www.ti.com
SBOS442C
– JUNE 2008 – REVISED OCTOBER 2011
Table 14. CW Switch Matrix Control for Each Channel
DBn:4 (MSB)
DBn:3
DBn:2
DBn:1 (LSB)
LNA INPUT CHANNEL n DIRECTED TO
0
0
0
0
Output CW0
0
0
0
1
Output CW1
0
0
1
0
Output CW2
0
0
1
1
Output CW3
0
1
0
0
Output CW4
0
1
0
1
Output CW5
0
1
1
0
Output CW6
0
1
1
1
Output CW7
1
0
0
0
Output CW8
1
0
0
1
Output CW9
1
0
1
0
Connected to AVDD_5V
1
0
1
1
Connected to AVDD_5V
1
1
0
0
Connected to AVDD_5V
1
1
0
1
Connected to AVDD_5V
1
1
1
0
Connected to AVDD_5V
1
1
1
1
Connected to AVDD_5V
Figure 93. Basic CW Cross-Point Switch Matrix Configuration
Copyright
© 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
37



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com