công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFE5804ZCF bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AFE5804ZCF
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULLY-INTEGRATED, 8-CHANNEL ANALOG FRONT-END FOR ULTRASOUND 12-Bit, 40MSPS, 101mW/Channel
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AFE5804ZCF bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button AFE5804ZCF Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments AFE5804ZCF Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 63 page
background image
-60
65
70
75
80
85
90
-
-
-
-
-
-
0.6
1.2
V
(V)
CNTL
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
TGCIMode
PGA=25dB, 6dBFS
-
10MHz
2MHz
5MHz
60
65
70
75
80
85
90
-
-
-
-
-
-
-
0.6
1.2
V
(V)
CNTL
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
10MHz
2MHz
5MHz
TGCIMode
PGA=25dB, 1dBFS
-
-60
65
70
75
80
85
90
-
-
-
-
-
-
0.6
1.2
V
(V)
CNTL
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
TGCIMode
PGA=27dB, 6dBFS
-
10MHz
2MHz
5MHz
65
70
75
80
85
90
95
-
-
-
-
-
-
-
0.6
1.2
V
(V)
CNTL
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
10MHz
2MHz
5MHz
TGCIMode
PGA=27dB, 1dBFS
-
-60
65
70
75
80
85
90
-
-
-
-
-
-
0.6
1.2
V
(V)
CNTL
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
TGCIMode
PGA=30dB, 6dBFS
-
10MHz
2MHz
5MHz
60
65
70
75
80
85
90
-
-
-
-
-
-
-
0.6
1.2
V
(V)
CNTL
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
TGCIMode
PGA=30dB, 1dBFS
-
10MHz
2MHz
5MHz
AFE5804
www.ti.com
SBOS442C
– JUNE 2008 – REVISED OCTOBER 2011
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
AVDD_5V = 5.0V, AVDD1 = VDD2 = DVDD = 3.3V, LVDD = 1.8V, single-ended input into LNA, ac-coupled with 1.0
μF,
VCNTL = 1.0V, fIN 5MHz, Clock = 40MSPS, 50% duty cycle, internal reference mode, ISET = 56kΩ, LVDS buffer setting =
3.5mA, at ambient temperature TA = +25°C, unless otherwise noted.
CROSSTALK vs VCNTL
CROSSTALK vs VCNTL
Figure 55.
Figure 56.
CROSSTALK vs VCNTL
CROSSTALK vs VCNTL
Figure 57.
Figure 58.
CROSSTALK vs VCNTL
CROSSTALK vs VCNTL
Figure 59.
Figure 60.
Copyright
© 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com